công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC5945PWPR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC5945PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-CHANNEL LED DRIVER WITH DOT CORRECTION AND GRAYSCALE PWM CONTROL
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC5945PWPR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TLC5945PWPR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLC5945PWPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
PIN EQUIVALENT INPUT AND OUTPUT SCHEMATIC DIAGRAMS
VCC
INPUT
GND
400 W
INPUT EQUIVALENT CIRCUIT
(BLANK, XLAT, SCLK, SIN, GSCLK, TEST)
23 W
23 W
SOUT
GND
OUTPUT EQUIVALENT CIRCUIT (SOUT)
_
+
Amp
400 W
100 W
VCC
INPUT
GND
INPUT EQUIVALENT CIRCUIT (IREF)
XERR
GND
OUTPUT EQUIVALENT CIRCUIT (XERR)
23 W
INPUT
GND
INPUT EQUIVALENT CIRCUIT (VCC)
OUT
GND
OUTPUT EQUIVALENT CIRCUIT (OUT)
INPUT
GND
INPUT EQUIVALENT CIRCUIT (MODE)
TLC5945
SLVS755 – MARCH 2007
Resistor values are equivalent resistance and not tested.
Figure 1. Input and Output Equivalent Circuits
8
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com