công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGM623S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện FGM623S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench IGBT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

FGM623S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  FGM623S Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited FGM623S Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ISG2052
eq FGM623S
Trench IGBT
www.iscsemi.com
1
FEATURES
· Low Saturation Voltage
· High Speed Switching
APPLICATIONS
· Partial switching PFC circuit:
· Power Conditioner
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(TC=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCES
Collector-Emitter Voltage
600
V
VGES
Gate-Emitter Voltage
±
30
V
IC
Collector Current-Continuous
@ TC=25℃
30
A
Collector Current-Continuous
@ TC=100℃
18
A
ICM
Pulsed Collector Current
100
A
PD
Power Dissipation @TC=25℃
60
W
Tj
Max. Operating Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYM
BOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c Thermal Resistance,Junction to Case
2.08
℃
/W


Số phần tương tự - FGM623S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
FGM623S SANKEN-FGM623S Datasheet
387Kb / 7P
Low Saturation Voltage VCE(sat)=1.5V typ. (IC=30A)
FGM623S SANKEN-FGM623S Datasheet
388Kb / 7P
Low Saturation Voltage
FGM623S SANKEN-FGM623S Datasheet
175Kb / 4P
Selection Guide
More results

Mô tả tương tự - FGM623S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRGP4055DPBF IRF-IRGP4055DPBF Datasheet
263Kb / 7P
PDP TRENCH IGBT
IRGI4085PBF IRF-IRGI4085PBF Datasheet
768Kb / 7P
PDP TRENCH IGBT
IRGP4055PBF IRF-IRGP4055PBF Datasheet
245Kb / 7P
PDP TRENCH IGBT
IRGP4065PBF IRF-IRGP4065PBF Datasheet
317Kb / 7P
PDP TRENCH IGBT
logo
Semikron International
SEMIX302GB176HD SEMIKRON-SEMIX302GB176HD_07 Datasheet
801Kb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX252GB176HD SEMIKRON-SEMIX252GB176HD_07 Datasheet
765Kb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX604GB176HD SEMIKRON-SEMIX604GB176HD_07 Datasheet
808Kb / 5P
Trench IGBT Modules
SEMIX653GB176HDS SEMIKRON-SEMIX653GB176HDS_07 Datasheet
1Mb / 5P
Trench IGBT Modules
logo
IXYS Corporation
ITF48IF1200HR IXYS-ITF48IF1200HR Datasheet
408Kb / 7P
Trench IGBT
logo
ON Semiconductor
FGH75T65SHDTLN4 ONSEMI-FGH75T65SHDTLN4 Datasheet
465Kb / 9P
IGBT - Field Stop, Trench IGBT - Field Stop, Trench
November, 2019 ??Rev. P2
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com