công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISU6033 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ISU6033
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast Recovery Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISU6033 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISU6033 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISU6033 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Ultrafast Recovery Rectifier
ISU6033
www.iscsemi.com
1
FEATURES
· High voltage and high reliability
· High speed switching
· Low forward voltage
APPLICATIONS
· General purpose
· Switching mode power supply
· Free-wheeling diode for motor application
· Power switching circuits
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(TC=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VRRM
Peak Repetitive Reverse Voltage
1200
V
IF(AV)
Average Rectified Forward Current
8
A
IFSM
Non-repetitive Peak Surge Current
(Rated Load 8.3 Half Mssine
Wave-According to JEDEC Method)
100
A
IRRM
Peak Repetitive Reverse Surge Current
(2uS-1Khz)
0.5
A
dv/dt
Maximum Rate of Voltage Change
( at Rated VR )
10000
V/uS
TJ
Junction Temperature
-40~150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-40~150
℃
TO-220C Package
3
1
2


Số phần tương tự - ISU6033

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISU6030 ISC-ISU6030 Datasheet
275Kb / 2P
Standard Recovery Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - ISU6033

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensitron
SS6620 SENSITRON-SS6620 Datasheet
57Kb / 3P
Ultrafast Recovery Rectifier
logo
Solid States Devices, I...
RC0138B SSDI-RC0138B_15 Datasheet
74Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
MUR1540 ISC-MUR1540 Datasheet
85Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier
DPG10I300PA ISC-DPG10I300PA Datasheet
293Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier
MUR8100D ISC-MUR8100D Datasheet
302Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier
logo
Rectron Semiconductor
MUR1680C RECTRON-MUR1680C Datasheet
124Kb / 5P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
STTH60L06C ISC-STTH60L06C Datasheet
277Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier
STTH8L06FP ISC-STTH8L06FP Datasheet
280Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier
RFVS8TJ6S ISC-RFVS8TJ6S Datasheet
279Kb / 2P
Ultrafast Recovery Rectifier
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
UF4001G DAESAN-UF4001G Datasheet
128Kb / 2P
ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com