công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1464483 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1464483
Giải thích chi tiết về linh kiện  PTCB E1 24DC/0.1A SI-R - Electronic circuit breaker
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1464483 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 1464483 Datasheet HTML 24Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 25Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 26Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 27Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 28Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 29Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 30Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 31Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 32Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 46 page
background image
FBS 2-5 GY - Plug-in bridge
3038969
https://www.phoenixcontact.com/us/products/3038969
Plug-in bridge, pitch: 5.2 mm, number of positions: 2, color: gray
Max. current carrying capacity: 24 A
FBS 3-5 GY - Plug-in bridge
3038972
https://www.phoenixcontact.com/us/products/3038972
Plug-in bridge, pitch: 5.2 mm, number of positions: 3, color: gray
Max. current carrying capacity: 24 A
PTCB E1 24DC/0.1A SI-R - Electronic circuit breaker
1464483
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1464483
Jan 16, 2024, 6:59 AM
Page 28 (46)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com