công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CPDW12V0UHT-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện CPDW12V0UHT-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ESD Protection Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CPDW12V0UHT-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  CPDW12V0UHT-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CPDW12V0UHT-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CPDW12V0UHT-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CPDW12V0UHT-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Typical Rating and Characteristic Curves (CPDW12V0UHT-HF)
SMD ESD Protection Diode
0
6
Fig.4 - Typical Capacitance Between
Terminals Characteristics
Reverse Voltage, (V)
2
12
1
0
Fig.3 - Typical Clamping Voltage vs.
Peak Pulse Current
Peak Pulse Current, (A)
24
Mounting on glass epoxy PCBs
0
25
50
75
100
125
0
20
40
60
80
100
120
Fig.2 - Power Rating Derating Curve
Ambient Temperature, (°C)
Fig.1 - 8/20µs Peak Pulse Current
Waveform Acc. IEC 61000-4-5
0
10
15
20
25
30
5
Time, (µs)
td= t Ipp/2
e-t
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Test Waveform
parameters
tf=8µs
td=20µs
Ta=25°C
Peak Value Ipp
300
4
22
350
200
10
18
21
9
30
6
12
15
150
50
250
Comchip Technology CO., LTD.
QW-JP099
Page 2
REV:A
10
8
0
150
100
3
7
4
13
16
19
25
28



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com