công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACPDQC5V0AU-HF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Comchip Technology

tên linh kiện ACPDQC5V0AU-HF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD ESD Protection Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COMCHIP [Comchip Technology]
Trang chủ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

ACPDQC5V0AU-HF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Comchip Technology

  ACPDQC5V0AU-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology ACPDQC5V0AU-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology ACPDQC5V0AU-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology ACPDQC5V0AU-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
15
4
0.2
25°C
50°C
75°C
100°C
125°C
0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1
2
3
5
Reverse Voltage, (V)
Fig.5 - Typical Capacitance Between
Terminals Characteristics
Mounting on glass epoxy PCBs
0
20
40
60
80
100
120
25
50
75
100
150
0
125
Fig.2 - Power Rating Derating Curve
Time, (µs)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
5
15
25
30
10
20
120%
Ta=25°C
Peak Value Ipp
Test Waveform
parameters
tf=8µs
td=20µs
e-t
td= t Ipp/2
Fig.1 - 8/20µs Peak Pulse Current
Wave Form Acc. IEC 61000-4-5
Ambient Temperature, ( °C )
Fig.4 - Forward Characteristic
Forward Voltage, ( V )
0.6
1.2
0.8
1.0
0.4
0
0
1
10
100
Fig.3 - Typical Clamping Voltage Vs.
Peak Pulse Current
20
Peak Pulse Current, (A)
4
3
2
1
SMD ESD Protection Diode
0
5
10
Typical Rating and Characteristic Curves (ACPDQC5V0AU-HF)
Comchip Technology CO., LTD.
REV:B
Page 2
AQW-G7051



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com