công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P80C51HFP bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện P80C51HFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low voltage 8-bit microcontrollers with UART
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P80C51HFP bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - NXP Semiconductors

Back Button P80C51HFP Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors P80C51HFP Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 68 page
background image
1997 Apr 15
42
Philips Semiconductors
Product specification
Low voltage 8-bit microcontrollers with
UART
P80CL31; P80CL51
Fig.27 Power-on-reset switching level.
handbook, full pagewidth
MLA581
SUPPLY
VOLTAGE
POWER-ON-RESET
(INTERNAL)
OSCILLATOR
CPU RUNNING
Start-up
time
1536 oscillator
periods delay
hysteresis
switching level
POR
17
MASK OPTIONS FOR P80CL31 AND P80C51
17.1
P80CL31: ROMless version
The P80CL31 is a low voltage ROMless version of the
P80CL51 microcontroller. The mask options for the
P80CL31 are fixed as follows:
• Port options: all ports have option “1S”, i.e. standard
port, HIGH after reset
• Oscillator option: Oscillator 3
• Power-on-reset option: OFF.
17.2
P80C51: 5 V standard version
The P80C51 is a 5 V version of the low voltage P80CL51
microcontroller. All functional features of the P80CL51 are
maintained in the P80C51 with the exception of the mask
options. The mask options on the P80C51 are fixed as
follows:
• Port options: all ports have option “1S”, i.e. standard
port, HIGH after reset
• Oscillator option: Oscillator 3
• Power-on-reset option: OFF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com