công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP6 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TiMOTION Technology Co. Ltd.

tên linh kiện TP6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Max. output 31.5V DC, 12A
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TIMOTION [TiMOTION Technology Co. Ltd.]
Trang chủ  https://www.timotion.com/kr
Logo TIMOTION - TiMOTION Technology Co. Ltd.

TP6 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TiMOTION Technology Co. Ltd.

  TP6 Datasheet HTML 1Page - TiMOTION Technology Co. Ltd. TP6 Datasheet HTML 2Page - TiMOTION Technology Co. Ltd. TP6 Datasheet HTML 3Page - TiMOTION Technology Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
TP6 Ordering Key
TP6
Version: 20210527-C
Color
1 = Black
2 = Pantone 428C
AC Plug
1 = EU
2 = US
3 = AU
4 = UK
5 = JP
Cable Length (mm)
0 = AC cable: straight, 4000; DC cable: straight, 150 ( mount on TC8 )
1 = AC cable: straight, 2000; DC cable: straight, 1000
2 = AC cable: straight, 4000; DC cable: straight, 1000
Plug
Grounding Function
1 = DIN 5P male plug
2 = DIN 5P female socket
3 = 01P demale socket
0 = Without
1 = With
Terms of Use
The user is responsible for determining the suitability of TiMOTION products for a specific application.
TiMOTION products are subject to change without prior notice.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com