công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EL2126CSZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện EL2126CSZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Low Noise, Low Power, Wideband Amplifier
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

EL2126CSZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  EL2126CSZ Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation EL2126CSZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 19 page
background image
5
FN7046.3
April 16, 2007
NOTES:
4. Measured by moving the supplies from ±13.5V to ±16.5V
5. Pulse test only and using a 10
Ω load
6. Frequency = 1MHz, VOUT = 2VP-P, into 500Ω and 5pF load
VN
Voltage Noise Spectral Density
1.4
nV/
√Hz
IN
Current Noise Spectral Density
1.1
pA/
√Hz
HD2
2nd Harmonic Distortion (Note 6)
-72
dBc
HD3
3rd Harmonic Distortion (Note 6)
-73
dBc
Electrical Specifications
VS+ = +15V, VS- = -15V, TA = 25°C, RF = 180Ω, RG = 20Ω, RL = 500Ω unless otherwise specified. (Continued)
Parameter
Description
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
EL2126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com