công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SE5532AF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SE5532AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Internally-compensated dual low noise operational amplifier
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SE5532AF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button SE5532AF Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SE5532AF Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
NE/SA/SE5532/5532A
Internally-compensated dual low noise
operational amplifier
1997 Sept 29
6
TEST CIRCUITS
Closed-Loop Frequency Response
Voltage-Follower
+
–
5532 (1/2)
100pF
RS
VI
RE
RF
800
Ω
25
Ω
+
–
5532
VIN
1k
VOUT
100pF
600
Ω
V+
V–
SL00335
Figure 4. Test Circuits



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com