công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XU1005-QD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mimix Broadband

tên linh kiện XU1005-QD
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.0-18.0 GHz GaAs Transmitter QFN, 7x7mm
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MIMIX [Mimix Broadband]
Trang chủ  http://www.mimixbroadband.com
Logo MIMIX - Mimix Broadband

XU1005-QD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mimix Broadband

  XU1005-QD Datasheet HTML 1Page - Mimix Broadband XU1005-QD Datasheet HTML 2Page - Mimix Broadband XU1005-QD Datasheet HTML 3Page - Mimix Broadband XU1005-QD Datasheet HTML 4Page - Mimix Broadband XU1005-QD Datasheet HTML 5Page - Mimix Broadband  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Mimix Broadband, Inc., 10795 Rockley Rd., Houston, Texas 77099
Tel: 281.988.4600 Fax: 281.988.4615 mimixbroadband.com
Characteristic Data and Specifications are subject to change without notice.
©2006 Mimix Broadband, Inc.
Export of this item may require appropriate export licensing from the U.S. Government. In purchasing these parts, U.S. Domestic customers accept
their obligation to be compliant with U.S. Export Laws.
10.0-18.0 GHz GaAsTransmitter
QFN, 7x7mm
Page 2 of 5
Transmitter Measurements
November 2006 - Rev 02-Nov-06
U1005-QD
XU1005-QD, Conversion Gain (dB)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RF (GHz) [IF=2GHz]
USB
LSB
XU1005-QD, Image Rejection (dBc)
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RF (GHz) [IF=2GHz]
USB
LSB
XU1005-QD, P1dB Compression (dBm)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
RF (GHz) [IF=2GHz]
USB
LSB
XU1005-QD, LO Leakage at RF (dBm), LO = +4 dBm
-80.0
-70.0
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
8
131823
28
333843
48
LO (GHz)
X1LO
X2LO
X3LO



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com