công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST5200BAX bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện ST5200BAX
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

ST5200BAX bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  ST5200BAX Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST5200BAX Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST5200BAX Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Technical Data
Data Sheet N1634, Rev.A
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
ST5200BAX
Characteristics
Symbol
Condition
Specification
Units
Junction Temperature
TJ
-
-55 to +150
C
Storage Temperature
Tstg
-
-55 to +150
C
Typical Thermal Resistance Junction to
Case
RJC
DC operation
5
C/W
Approximate Weight
wt
-
1.02
g
For information on tape and reel specifications, including part
orientation and tape sizes, please refer to our tape and reel
packaging specification.
Thermal-Mechanical Specifications:
Mechanical Dimensions DO-201AD
SYMBOL
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
25.4
-
1.000
-
B
8.50
9.50
0.335
0.374
C
1.2
1.3
0.048
0.052
D
5.0
5.6
0.197
0.220
Ordering Information
Marking Diagram
Device
Package
Shipping
ST5200BAX
DO-201AD
(Pb-Free)
1250pcs / tape
Where XXXXX is YYWWL
ST
= Device Type
5
= Forward Current (5A)
200
= Reverse Voltage (200V)
BAX
= Package type
SSG
= SSG
YY
= Year
WW
= Week
L
= Lot Number
Cautions:Molding resin
Epoxy resin UL:94V-0



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com