công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST2045C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện ST2045C
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

ST2045C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  ST2045C Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST2045C Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST2045C Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST2045C Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST2045C Datasheet HTML 5Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST2045C Datasheet HTML 6Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ST2045C Datasheet HTML 7Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Technical Data
Data Sheet N1035, Rev. B
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
ST2045C
STB2045C
STD2045C
STF2045C
Mechanical Dimensions D2PAK
Symbol
Dimensions in millimeters
Min.
Typical
Max.
A
4.55
4.70
4.85
A1
0
0.10
0.25
A2
2.59
2.69
2.89
b
0.71
0.81
0.96
b1
1.27
c
0.36
0.38
0.61
c1
1.17
1.27
1.37
D
8.55
8.70
8.85
D1
6.40
E
10.01
10.16
10.31
E1
7.6
E2
9.98
10.08
10.18
e
2.54
H
14.6
15.1
15.6
L
2.00
2.30
2.70
L1
1.17
1.27
1.40
L2
2.20
L3
0.25BSC
e
0
-
8°
e1
5°
e2
4°
e3
4°
Mechanical Dimensions ITO-220AB
Symbol
Dimensions in millimeters
Min.
Typical
Max.
A
4.30
4.50
4.70
A1
1.10
1.30
1.50
A2
2.80
3.00
3.20
A3
2.50
2.70
2.90
b
0.50
0.60
0.75
b1
1.10
1.20
1.35
b2
1.50
1.60
1.75
b3
1.20
1.30
1.45
b4
1.60
1.70
1.85
c
0.50
0.60
0.75
D
14.80
15.00
15.20
E
9.96
10.16
10.36
e
2.55
e1
5.10
H1
6.50
6.70
6.90
L
12.70
13.20
13.70
L1
1.60
1.80
2.00
L2
0.80
1.00
1.20
L3
0.60
0.80
1.00
ΦP1(上口)
3.30
3.50
3.70
ΦP2(下口)
2.99
3.19
3.39
Q
2.50
2.70
2.90
Θ1
5°
Θ2
4°
Θ3
10°
Θ4
5°
Θ5
5°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com