công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A400CB11VC bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện A400CB11VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

A400CB11VC bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Advanced Micro Devices

Back Button A400CB11VC Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 11Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 12Page - Advanced Micro Devices A400CB11VC Datasheet HTML 13Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 44 page
background image
January 23, 2007 Am29SL400C_00_A6
Am29SL400C
7
D A TA
SH EE T
PIN CONFIGURATION
A0–A17
=
18 addresses
DQ0–DQ14 =
15 data inputs/outputs
DQ15/A-1
=
DQ15 (data input/output, word mode),
A-1 (LSB address input, byte mode)
BYTE#
=
Selects 8-bit or 16-bit mode
CE#
=
Chip enable
OE#
=
Output enable
WE#
=
Write enable
RESET#
=
Hardware reset pin, active low
RY/BY#
=
Ready/Busy# output
VCC
=
1.65–2.2 V single power supply
VSS
=
Device ground
NC
=
Pin not connected internally
LOGIC SYMBOL
18
16 or 8
DQ0–DQ15
(A-1)
A0–A17
CE#
OE#
WE#
RESET#
BYTE#
RY/BY#



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com