công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A400CT11VC bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện A400CT11VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

A400CT11VC bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Advanced Micro Devices

Back Button A400CT11VC Datasheet HTML 30Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 31Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 32Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 33Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 34Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 35Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 36Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 37Page - Advanced Micro Devices A400CT11VC Datasheet HTML 38Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 44 page
background image
32
Am29SL400C
Am29SL400C_00_A6 January 23, 2007
D A TA
SH EE T
AC CHARACTERISTICS
OE#
CE#
Addresses
VCC
WE#
Data
2AAh
SA
tAH
tWP
tWC
tAS
tWPH
555h for chip erase
10 for Chip Erase
30h
tDS
tVCS
tCS
tDH
55h
tCH
In
Progress
Complete
tWHWH2
VA
VA
Erase Command Sequence (last two cycles)
Read Status Data
RY/BY#
tRB
tBUSY
Notes:
1.
SA = sector address (for Sector Erase), VA = Valid Address for reading status data (see Write Operation Status‚ on page 19.
2.
Illustration shows device in word mode.
Figure 18.
Chip/Sector Erase Operation Timings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com