công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29F010B-120PI bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29F010B-120PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Megabit (128 K x 8-bit) CMOS 5.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29F010B-120PI bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - SPANSION

Back Button AM29F010B-120PI Datasheet HTML 20Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 21Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 22Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 23Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 24Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 25Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 26Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 27Page - SPANSION AM29F010B-120PI Datasheet HTML 28Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 33 page
background image
22
Am29F010B
Am29F010B_00_C7 October 31, 2006
D A TA
SH EE T
AC CHARACTERISTICS
Erase and Program Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See the “Erase and Programming Performance” section for more informaiton.
Parameter Symbol
Parameter Description
Speed Options
Unit
JEDEC
Std
-45
-55
-70
-90
-120
tAVAV
tWC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
45
55
70
90
120
ns
tAVWL
tAS
Address Setup Time
Min
0
ns
tWLAX
tAH
Address Hold Time
Min
35
45
45
45
50
ns
tDVWH
tDS
Data Setup Time
Min
20
20
30
45
50
ns
tWHDX
tDH
Data Hold Time
Min
0
ns
tOES
Output Enable Setup Time
Min
0
ns
tGHWL
tGHWL
Read Recover Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
tELWL
tCS
CE# Setup Time
Min
0
ns
tWHEH
tCH
CE# Hold Time
Min
0
ns
tWLWH
tWP
Write Pulse Width
Min
25
30
35
45
50
ns
tWHWL
tWPH
Write Pulse Width High
Min
20
ns
tWHWH1
tWHWH1
Byte Programming Operation (Note 2)
Typ
7
µs
tWHWH2
tWHWH2
Chip/Sector Erase Operation (Note 2)
Typ
1.0
sec
tVCS
VCC Set Up Time (Note 1)
Min
50
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com