công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29SL400CB110WAD bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29SL400CB110WAD
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29SL400CB110WAD bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 26Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 27Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 28Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 29Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 30Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 31Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 32Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 33Page - Advanced Micro Devices AM29SL400CB110WAD Datasheet HTML 34Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 44 page
background image
28
Am29SL400C
Am29SL400C_00_A6 January 23, 2007
D A TA
SH EE T
AC CHARACTERISTICS
Hardware Reset (RESET#)
Note: Not 100% tested.
Parameter
Description
All Speed Options
JEDEC
Std
Test Setup
Unit
tREADY
RESET# Pin Low (During Embedded Algorithms) to
Read or Write (See Note)
Max
20
µs
tREADY
RESET# Pin Low (NOT During Embedded
Algorithms) to Read or Write (See Note)
Max
500
ns
tRP
RESET# Pulse Width
Min
500
ns
tRH
RESET# High Time Before Read (See Note)
Min
200
ns
tRPD
RESET# Low to Standby Mode
Min
20
µs
tRB
RY/BY# Recovery Time
Min
0
ns
RESET#
RY/BY#
RY/BY#
tRP
tReady
Reset Timings NOT during Embedded Algorithms
tReady
CE#, OE#
tRH
CE#, OE#
Reset Timings during Embedded Algorithms
RESET#
tRP
tRB
Figure 14.
RESET# Timings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com