công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L320ML01PI bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện L320ML01PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (2 M x 16-Bit/4 M x 8-Bit) MirrorBit??3.0 Volt-only Uniform Sector Flash Memory with VersatileI/O??Control
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

L320ML01PI bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Advanced Micro Devices

Back Button L320ML01PI Datasheet HTML 51Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 52Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 53Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 54Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 55Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 56Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 57Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 58Page - Advanced Micro Devices L320ML01PI Datasheet HTML 59Page - Advanced Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 59 page
background image
January 31, 2007 26517B4
Am29LV320MH/L
53
D A TA
SH EET
TSOP PIN AND BGA PACKAGE CAPACITANCE
Notes:
1. Sampled, not 100% tested.
2. Test conditions TA = 25°C, f = 1.0 MHz.
DATA RETENTION
Parameter Symbol
Parameter Description
Test Setup
Typ
Max
Unit
C
IN
Input Capacitance
V
IN = 0
TSOP
6
7.5
pF
BGA
4.2
5
pF
C
OUT
Output Capacitance
V
OUT = 0
TSOP
8.5
12
pF
BGA
5.4
6.5
pF
CIN2
Control Pin Capacitance
VIN = 0
TSOP
7.5
9
pF
BGA
3.9
4.7
pF
Parameter Description
Test Conditions
Min
Unit
Minimum Pattern Data Retention Time
150
°C10
Years
125
°C20
Years



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com