công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL323GT40WMIN bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29DL323GT40WMIN
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29DL323GT40WMIN bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - SPANSION

Back Button AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 35Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 36Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 37Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 38Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 39Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 40Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 41Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 42Page - SPANSION AM29DL323GT40WMIN Datasheet HTML 43Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 58 page
background image
December 4, 2006 25686B10
Am29DL32xG
37
D A TA
SH EE T
TEST CONDITIONS
Table 16.
Test Specifications
KEY TO SWITCHING WAVEFORMS
2.7 k
Ω
CL
6.2 k
Ω
3.3 V
Device
Under
Test
Note: Diodes are IN3064 or equivalent
Figure 11.
Test Setup
Test Condition
70
90, 120
Unit
Output Load
1 TTL gate
Output Load Capacitance, C
L
(including jig capacitance)
30
100
pF
Input Rise and Fall Times
5
ns
Input Pulse Levels
0.0–3.0
V
Input timing measurement
reference levels
1.5
V
Output timing measurement
reference levels
1.5
V
WAVEFORM
INPUTS
OUTPUTS
Steady
Changing from H to L
Changing from L to H
Don’t Care, Any Change Permitted
Changing, State Unknown
Does Not Apply
Center Line is High Impedance State (High Z)
3.0 V
0.0 V
1.5 V
1.5 V
Output
Measurement Level
Input
Figure 12.
Input Waveforms and Measurement Levels



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com