công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D320GT70PI bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện D320GT70PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

D320GT70PI bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Advanced Micro Devices

Back Button D320GT70PI Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices D320GT70PI Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 58 page
background image
4
Am29DL320G
PRODUCT SELECTOR GUIDE
BLOCK DIAGRAM
Part Number
Am29DL320G
Speed Rating
Standard Voltage Range: VCC = 2.7–3.6 V
70
90
120
Max Access Time (ns)
70
90
120
CE# Access (ns)
70
90
120
OE# Access (ns)
30
40
50
VCC
VSS
Bank 1 Address
Bank 2 Address
A20–A0
RESET#
WE#
CE#
BYTE#
DQ15–DQ0
WP#/ACC
STATE
CONTROL
&
COMMAND
REGISTER
RY/BY#
Bank 1
X-Decoder
OE#
BYTE#
DQ15–DQ0
Status
Control
A20–A0
A20–A0
Mux
Mux
Mux
Bank 2
X-Decoder
Bank 3
X-Decoder
Bank 4
X-Decoder
Bank 3 Address
Bank 4 Address



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com