công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL324GT40WMF bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29DL324GT40WMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29DL324GT40WMF bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - SPANSION

Back Button AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 21Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 22Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 23Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 24Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 25Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 26Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 27Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 28Page - SPANSION AM29DL324GT40WMF Datasheet HTML 29Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 58 page
background image
December 4, 2006 25686B10
Am29DL32xG
23
D A TA
SH EE T
Table 11.
System Interface String
Table 12.
Device Geometry Definition
Addresses
(Word Mode)
Addresses
(Byte Mode)
Data
Description
1Bh
36h
0027h
V
CC Min. (write/erase)
D7–D4: volt, D3–D0: 100 millivolt
1Ch
38h
0036h
VCC Max. (write/erase)
D7–D4: volt, D3–D0: 100 millivolt
1Dh
3Ah
0000h
V
PP Min. voltage (00h = no VPP pin present)
1Eh
3Ch
0000h
V
PP Max. voltage (00h = no VPP pin present)
1Fh
3Eh
0004h
Typical timeout per single byte/word write 2N µs
20h
40h
0000h
Typical timeout for Min. size buffer write 2N
µs (00h = not supported)
21h
42h
000Ah
Typical timeout per individual block erase 2N ms
22h
44h
0000h
Typical timeout for full chip erase 2N ms (00h = not supported)
23h
46h
0005h
Max. timeout for byte/word write 2N times typical
24h
48h
0000h
Max. timeout for buffer write 2N times typical
25h
4Ah
0004h
Max. timeout per individual block erase 2N times typical
26h
4Ch
0000h
Max. timeout for full chip erase 2N times typical (00h = not supported)
Addresses
(Word Mode)
Addresses
(Byte Mode)
Data
Description
27h
4Eh
0016h
Device Size = 2N byte
28h
29h
50h
52h
0002h
0000h
Flash Device Interface description (refer to CFI publication 100)
2Ah
2Bh
54h
56h
0000h
0000h
Max. number of bytes in multi-byte write = 2N
(00h = not supported)
2Ch
58h
0002h
Number of Erase Block Regions within device
2Dh
2Eh
2Fh
30h
5Ah
5Ch
5Eh
60h
0007h
0000h
0020h
0000h
Erase Block Region 1 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)
31h
32h
33h
34h
62h
64h
66h
68h
003Eh
0000h
0000h
0001h
Erase Block Region 2 Information
35h
36h
37h
38h
6Ah
6Ch
6Eh
70h
0000h
0000h
0000h
0000h
Erase Block Region 3 Information
39h
3Ah
3Bh
3Ch
72h
74h
76h
78h
0000h
0000h
0000h
0000h
Erase Block Region 4 Information



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com