công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29LV160MB30PCI bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29LV160MB30PCI
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Megabit (2 M x 8-Bit/1 M x 16-Bit) MirrorBit TM 3.0 Volt-only Boot Sector Flash Memory
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29LV160MB30PCI bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 45Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 46Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 47Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 48Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 49Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 50Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 51Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 52Page - Advanced Micro Devices AM29LV160MB30PCI Datasheet HTML 53Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 63 page
background image
January 31, 2007 25974B5
Am29LV160M
47
Data
Sheet
AC Characteristics
Notes:
1. SA = sector address (for Sector Erase), VA = Valid Address for reading status data (see “Write Operation Status”).
2. Illustration shows device in word mode.
Figure 18. Chip/Sector Erase Operation Timings
OE#
CE#
Addresses
VCC
WE#
Data
2AAh
SA
tAH
tWP
tWC
tAS
tWPH
555h for chip erase
10 for Chip Erase
30h
tDS
tVCS
tCS
tDH
55h
tCH
In
Progress
Complete
tWHWH2
VA
VA
Erase Command Sequence (last two cycles)
Read Status Data
RY/BY#
tRB
tBUSY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com