công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M42000005Z bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện M42000005Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory and 4 Mbit (256 K x 16-Bit) Static RAM
PDF  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

M42000005Z bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Advanced Micro Devices

Back Button M42000005Z Datasheet HTML 52Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 53Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 54Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 55Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 56Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 57Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 58Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 59Page - Advanced Micro Devices M42000005Z Datasheet HTML 60Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 64 page
background image
56
Am42DL32x4G
May 19, 2003
PR ELI M I NARY
AC CHARACTERISTICS
Figure 29.
SRAM Read Cycle
Notes:
1. WE# = V
IH. WE# remains high for the read cycle.
2. t
HZ and tOHZ are defined as the time at which the outputs achieve the open circuit conditions and are not referenced to output
voltage levels.
3. At any given temperature and voltage condition, t
HZ (Max.) is less than tLZ (Min.) both for a given device and from device to device
interconnection.
Data Valid
High-Z
tRC
CE#1s
Address
OE#
Data Out
tOH
tAA
tCO1
tOE
tOLZ
tBLZ
tLZ
tOHZ
tHZ
CE2s
tCO2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com