công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL640G30PCI bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29DL640G30PCI
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29DL640G30PCI bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - SPANSION

Back Button AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 44Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 45Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 46Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 47Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 48Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 49Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 50Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 51Page - SPANSION AM29DL640G30PCI Datasheet HTML 52Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 56 page
background image
46
Am29DL640G
June 6, 2005
AC CHARACTERISTICS
Sector Group Protect: 150 µs
Sector Group Unprotect: 15 ms
1 µs
RESET#
SA, A6,
A1, A0
Data
CE#
WE#
OE#
60h
60h
40h
Valid*
Valid*
Valid*
Status
Sector Group Protect/Unprotect
Verify
VID
VIH
* For sector protect, A6 = 0, A1 = 1, A0 = 0. For sector unprotect, A6 = 1, A1 = 1, A0 = 0.
Figure 26.
Sector/Sector Block Protect and
Unprotect Timing Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com