công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L256ML113RF bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện L256ML113RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  256 Megabit (16 M x 16-Bit/32 M x 8-Bit) MirrorBitTM 3.0 Volt-only Uniform Sector Flash Memory with VersatileI/OTM Control
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

L256ML113RF bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - Advanced Micro Devices

Back Button L256ML113RF Datasheet HTML 49Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 50Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 51Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 52Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 53Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 54Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 55Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 56Page - Advanced Micro Devices L256ML113RF Datasheet HTML 57Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 69 page
background image
December 16, 2005
Am29LV256M
51
D A TA SH EE T
AC CHARACTERISTICS
Hardware Reset (RESET#)
Note:
1. Not 100% tested.
2. AC specifications listed are tested with VIO = VCC. Contact AMD for information on AC operation with VIO ≠ VCC.
Parameter
Description
All Speed Options
Unit
JEDEC
Std.
t
Ready
RESET# Pin Low (During Embedded Algorithms)
to Read Mode (See Note)
Max
20
µs
tReady
RESET# Pin Low (NOT During Embedded
Algorithms) to Read Mode (See Note)
Max
500
ns
t
RP
RESET# Pulse Width
Min
500
ns
t
RH
Reset High Time Before Read (See Note)
Min
50
ns
t
RPD
RESET# Low to Standby Mode
Min
20
µs
t
RB
RY/BY# Recovery Time
Min
0
ns
RESET#
RY/BY#
RY/BY#
tRP
tReady
Reset Timings NOT during Embedded Algorithms
tReady
CE#, OE#
tRH
CE#, OE#
Reset Timings during Embedded Algorithms
RESET#
tRP
tRB
Figure 15.
Reset Timings



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com