công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZXMP6A13FTA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện ZXMP6A13FTA
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

ZXMP6A13FTA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd ZXMP6A13FTA Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5
Fig. 9 - Maximum Drain Current vs. Case Temperature
Fig. 10a - Switching Time Test Circuit
Fig. 10b - Switching Time Waveforms
Fig. 11 - Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig. 12a - Unclamped Inductive Test Circuit
Fig. 12b - Unclamped Inductive Waveforms
Pulse width
≤ 1 µs
Duty factor
≤ 0.1 %
R
D
V
GS
R
G
D.U.T.
- 10 V
V
DS
V
DD
V
GS
10 %
90 %
V
DS
t
d(on)
t
r
t
d(off)
t
f
R
G
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T.
L
V
DS
+
-
V
DD
- 10 V
Vary tp to obtain
required IAS
IAS
VDS
VDD
VDS
tp
ZXMP6A13FTA
www.VBsemi.com
服务热线:400-655-8788



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com