công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10SMBJ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - UN Semiconducctor INC

tên linh kiện 10SMBJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0 To 200V 1000W Surface Mount Transient Voltage Suppressors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC

10SMBJ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - UN Semiconducctor INC

  10SMBJ Datasheet HTML 1Page - UN Semiconducctor INC 10SMBJ Datasheet HTML 2Page - UN Semiconducctor INC 10SMBJ Datasheet HTML 3Page - UN Semiconducctor INC 10SMBJ Datasheet HTML 4Page - UN Semiconducctor INC 10SMBJ Datasheet HTML 5Page - UN Semiconducctor INC 10SMBJ Datasheet HTML 6Page - UN Semiconducctor INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Surface Mount Transient Voltage Suppressors
Revision March 1,2022
www.unsemi.com.tw
For technical questions, contact: tech@unsemi.com.tw
ROHS
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.unsemi.com.tw for current information.
10SMBJ Series
5.0 To 200V 1000W
5/5
Ordering Information
Part Number
Component
Package
Quantity
Packaging
Option
10SMBJXXXXX
DO-214AA
3,000
Packaging
Specification
Tape & Reel -12mm/13″tape
EIA STD RS-481
Tape and Reel Specifications
0.061
(1.55)
0.512(13.0)
Arbor Hole Diamete
Dimensions are in inches
(and millimeters)
Direction of Feed
0.472
(12.0)
Diameter
Cover tape
0.315
(8.0)
0.157
(4.0)
0.35
(9.00)
13.0
(330.0)
0.63
(15.88)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com