| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KTY85-151 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KTY85-151 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 12 page ![]() 1998 Mar 26 7 Philips Semiconductors Product specification Silicon temperature sensors KTY85-1 series Table 4 Ambient temperature, corresponding resistance, temperature coefficient and maximum expected temperature error for KTY85-152 Icont = 1 mA. AMBIENT TEMPERATURE TEMP. COEFF. KTY85-152 ( °C) ( °F) (%/K) RESISTANCE ( Ω) TEMP. ERROR (K) MIN. TYP. MAX. −40 −40 0.93 567 591 616 ±4.42 −30 −22 0.91 623 648 673 ±4.28 −20 −4 0.88 683 709 734 ±4.12 −10 14 0.85 747 773 799 ±3.96 0 32 0.83 814 840 867 ±3.79 10 50 0.80 885 912 938 ±3.59 20 68 0.78 960 986 1012 ±3.39 25 77 0.76 1000 1025 1050 ±3.27 30 86 0.75 1037 1065 1092 ±3.43 40 104 0.73 1115 1146 1178 ±3.76 50 122 0.71 1196 1232 1267 ±4.1 60 140 0.69 1280 1321 1361 ±4.45 70 158 0.67 1368 1413 1459 ±4.83 80 176 0.65 1458 1509 1560 ±5.21 90 194 0.63 1552 1609 1666 ±5.62 100 212 0.61 1648 1712 1775 ±6.04 110 230 0.60 1748 1818 1889 ±6.47 120 248 0.58 1851 1929 2006 ±6.92 125 257 0.57 1904 1985 2066 ±7.15 |