công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PW07301ST bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - GUANGDONG MISUN TECHNOLOGY CO.,LTD.

tên linh kiện PW07301ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  PoE SERIES POWER TRANSFORMER
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FPE [GUANGDONG MISUN TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.fpe.com.cn
Logo FPE - GUANGDONG MISUN TECHNOLOGY CO.,LTD.

PW07301ST bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - GUANGDONG MISUN TECHNOLOGY CO.,LTD.

  PW07301ST Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG MISUN TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV :A
RoHS Compliant
Operating temperature: -40℃ to +125℃
Storage temperature: -40℃ to +125℃
Electrical Specification @25℃
PART No.
Ls@200KHz,1V Ls@200KHz,1V,9.0ADC
LK@200KHz,1V
Turns Ratio
IR(500Vdc)
PW07301ST
1,2-3,4
1,2-3,4
1,2-3,4 (short other pins)
N1:N2:N3:N4
COIL to CORE
20uH±10%
16uH MIN
1.0uH Max
10:8:5:3±3%
100MΩ Min
Continue
DCR
HI-POT
Impulse(1500Vac)
1,2-3,4
6-7
8,9-10,11
13-14
PRI to SEC
COIL to CORE
3,4-1,2
26mΩ Max
154mΩ Max
6.5mΩ Max
140mΩ Max 4000Vdc, 2mA,60S 2000Vdc, 2mA,60S 10 pulses without breakdown
MECHANICAL(Unit:mm)
SCHEMATICS
Guang Dong MISUN Technology Co., Ltd
TEL: +86-769-86761589
FAX: +86-769-86761549


Số phần tương tự - PW07301ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GUANGDONG MISUN TECHNOL...
PW07054ST FPE-PW07054ST Datasheet
487Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV A
logo
AZ Displays
PW070XS1 AZDISPLAYS-PW070XS1 Datasheet
767Kb / 25P
7.0inch color TFT-LCD module
logo
GUANGDONG MISUN TECHNOL...
PW07207ST FPE-PW07207ST Datasheet
341Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV C
PW07217ST FPE-PW07217ST Datasheet
554Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
More results

Mô tả tương tự - PW07301ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
XFMRS Inc.
XF0356-EP13S XFMRS-XF0356-EP13S_15 Datasheet
48Kb / 1P
POE TRANSFORMER
XF0406A-EFD15S XFMRS-XF0406A-EFD15S_15 Datasheet
82Kb / 1P
POE TRANSFORMER
logo
GUANGDONG MISUN TECHNOL...
PW01157ST FPE-PW01157ST Datasheet
505Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV A
PW01278ST FPE-PW01278ST Datasheet
514Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV A
PW01319ST FPE-PW01319ST Datasheet
511Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV A
PW01335ST FPE-PW01335ST Datasheet
357Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV A
PW01341ST FPE-PW01341ST Datasheet
473Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV A
PW07054ST FPE-PW07054ST Datasheet
487Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV A
PW07207ST FPE-PW07207ST Datasheet
341Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
REV C
PW07217ST FPE-PW07217ST Datasheet
554Kb / 1P
PoE SERIES POWER TRANSFORMER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com