| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IMX8 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IMX8 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
3 / 4 page ![]() DS30304 Rev. 7 - 2 3 of 4 IMX8 www.diodes.com 0.1 1.0 100 10.0 0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 V , BASE-EMITTER VOLTAGE (V) BE(ON) Fig. 3 Typical Collector Current vs. Base-Emitter Voltage T = 25 °C a T = -25 °C a T = 75 °C a 0.010 0.100 1.0 1 10 100 1000 I , COLLECTOR CURRENT (mA) C Fig. 4 Typical Collector-Emitter Voltage vs. Collector Current T = 150 °C a T = -50 °C a T = 25 °C a 1 10 1000 100 1 10 100 I , COLLECTOR CURRENT (mA) C Fig. 5 Typical Gain Bandwidth Product vs. Collector Current V = 5 Volts CE 0 0 1 2 3 4 5 6 0.5 1.5 1 2 2.5 3.5 3 4.5 4 5 V , COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V) CE Fig. 6 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage |