| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
4N65 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4N65 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. |
|
8 / 9 page ![]() www.umw-ic.com 8 UTD Semiconductor Co.,Limited 4N65 N- N- N- N-沟道功率 MOS MOS MOS MOS 管 UMW R TO-252 TO-252 TO-252 TO-252 封装机械尺寸 TO-252 TO-252 TO-252 TO-252 MECHANICAL MECHANICAL MECHANICAL MECHANICAL DATA DATA DATA DATA 单位::::毫米////UNIT UNIT UNIT UNIT:mm mm mm mm 符号 SYMBOL SYMBOL SYMBOL SYMBOL 最小值 min min min min 最大值 max max max max 符号 SYMBOL SYMBOL SYMBOL SYMBOL 最小值 min min min min 最大值 max max max max A 2.10 2.50 B 0.85 1.25 b 0.50 0.80 b1 0.50 0.90 b2 0.45 0.70 C 0.45 0.70 D 6.30 6.75 D1 5.10 5.50 E 5.30 6.30 e1 2.25 2.35 L1 9.20 10.60 e2 4.45 4.75 L2 0.90 1.75 L3 0.60 1.10 K 0.00 0.23 |