công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1623 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện 2SC1623
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

2SC1623 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

  2SC1623 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 2SC1623 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd. 2SC1623 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.900
1.150
0.035
0.045
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
0.900
1.050
0.035
0.041
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.080
0.150
0.003
0.006
D
2.800
3.000
0.110
0.118
E
1.200
1.400
0.047
0.055
E1
2.250
2.550
0.089
0.100
e
e1
1.800
2.000
0.071
0.079
L
L1
0.300
0.500
0.012
0.020
θ
0°
8°
0°
8°
0.550 REF.
0.022 REF.
Symbol
Dimensions In Inches
Dimensions In Millimeters
0.950 TYP.
0.037 TYP.
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
UMW
R
UMW 2SC1623



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com