công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JR080 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Knowles Electronics

tên linh kiện JR080
Giải thích chi tiết về linh kiện  Introduction to Knowles Precision Devices
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KNOWLES [Knowles Electronics]
Trang chủ  http://www.knowles.com
Logo KNOWLES - Knowles Electronics

JR080 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Knowles Electronics

Back Button JR080 Datasheet HTML 5Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 6Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 7Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 8Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 9Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 10Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 11Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 12Page - Knowles Electronics JR080 Datasheet HTML 13Page - Knowles Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 60 page
background image
www.knowlescapacitors.com
7
Thin-Trim® Trimmers - 9402 & 9410 Series
Dimensions: inches (mm)
Dimensions: inches (mm)
Dimensions: inches (mm)
Dimensions: inches (mm)
9402
9402-SL-1
9410
9410-SL-1
.125 (3.18)
MAX.
.141 (3.58)
Ø MAX.
.125
(3.18)
60º
.025 (.635)
SQUARE DRIVE TUNING
COLOR
CODE
.004 ±.001
(.102 ±.025)
.020 ±.002
(.508 ±.051)
ROTOR
.040 ±1.02
.195 ±.010
(4.95 ±.254)
.195 ±.010
(4.95 ±.254)
45º
.125 (3.18)
MAX.
.141 (3.58)
Ø MAX.
.125
(3.18)
.025 (.635)
SQUARE DRIVE TUNING
COLOR
CODE
.004 ±.001
(.102 ±.025)
.020 ±.002
(.508 ±.051)
ROTOR
.040 ±1.02
.200±.010
(5.08±.254)
Q VS. Frequency 9402 Series
9402-8
9402-6
9402-9
9402-4
9402-2
9402-1
9402-0
10
100
1000
2000
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
FREQUENCY (MHz)
.200 (5.08)
60º 2x
.200
(5.08)
.030 (.762) SQUARE DRIVE TUNING
COLOR
CODE
Ø.225 MAX.
ROTOR
.040
±.002
.005
±.001
.060 (1.52) MAX.
.300 ±.010
(7.62 ±.254)
.300 ±.010
(7.62 ±.254)
.200
(5.08)
.060 (1.52) MAX.
.040
±.002
(2.64
±.051)
.005 ±.001
(.127 ±.025)
.250 +.000 -.010
(6.35 +.000 -.254)
.225 (5.72)
MAX. DIA.
COLOR
CODE
.030 (.762) SQUARE DRIVE TUNING
.200 (5.08)
MAX.
Q VS. Frequency 9410 Series
9410-4
9410-5
9410-3
9410-25
9410-2
9410-1
9410-0
10
100
1000
2000
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
FREQUENCY (MHz)
Figure D
Figure C
Figure B
Figure A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com