công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78M00 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78M00
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78M00 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics

Back Button L78M00_06 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L78M00_06 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 30 page
background image
L78M00 series
Package mechanical data
19/30
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
TO-220 MECHANICAL DATA
P011C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30