công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISP1122 bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện ISP1122
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal Serial Bus stand-alone hub
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

ISP1122 bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - NXP Semiconductors

Back Button ISP1122 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors ISP1122 Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 48 page
background image
Philips Semiconductors
ISP1122
USB stand-alone hub
Product specification
Rev. 03 — 29 March 2000
41 of 48
9397 750 07002
© Philips Electronics N.V. 2000. All rights reserved.
Fig 25. LQFP32 package outline.
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cE(1)
eHE
LLp
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
1.60
0.20
0.05
1.45
1.35
0.25
0.4
0.3
0.18
0.12
7.1
6.9
0.8
9.15
8.85
0.9
0.5
7
0
o
o
0.25
0.1
1.0
0.2
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
0.75
0.45
SOT358 -1
136E03
MS-026
99-12-27
00-01-19
D(1)
(1)
(1)
7.1
6.9
HD
9.15
8.85
E
Z
0.9
0.5
D
b p
e
θ
E
A1
A
L p
detail X
L
(A )
3
B
8
c
D
H
b p
E
H
A2
v M B
D
Z D
A
Z E
e
v M A
X
1
32
25
24
17
16
9
y
pin 1 index
w M
w M
0
2.5
5 mm
scale
LQFP32: plastic low profile quad flat package; 32 leads; body 7 x 7 x 1.4 mm
SOT358-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com