công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HEF4755VT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện HEF4755VT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transceiver for serial data communication
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

HEF4755VT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button HEF4755VT Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors HEF4755VT Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
January 1995
8
Philips Semiconductors
Product specification
Transceiver for serial data communication
HEF4755V
LSI
DC CHARACTERISTICS
VSS = 0 V; Tamb = −40 to + 85 °C; unless otherwise specified
PARAMETER
VDD
V
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
CONDITIONS
Outputs
Output voltage LOW
4,75 to
12,6
VOL
−−
0,4 V
IOL = 1,8 mA
4,75
VOL
−−
0,4 V
IOL = 2,3 mA
Tamb =25 °C
Output voltage HIGH
4,75 to
12,6
VOH
VDD−1
−−
V
−IOH = 1,1 mA
4,75
VOH
VDD−1
−−
V
−IOH = 1,4 mA
Tamb =25 °C
Inputs/outputs
As outputs
Output voltage LOW
4,75 to
12,6
VOL
−−
0,4 V
IOL = 1,8 mA
4,75
VOL
−−
0,4 V
IOL = 2,3 mA
Tamb =25 °C
Output voltage HIGH
4,75 to
12,6
VOH
VDD−1
−−
V
−IOH = 1,1 mA
4,75
VOH
VDD−1
−−
V
−IOH = 1,4 mA
Tamb =25 °C
Output leakage current
HIGH
12,6
IOZH
−−
20
µAVOH = 12,6 V
12,6
IOZH
−−
5
µA
VOH = 12,6 V
Tamb =25 °C
LOW
−IOZL
−−
20
µAVOL =0 V
−IOZL
−
−
5
µA
VOL =0 V
Tamb =25 °C
As inputs
Input voltage LOW
4,75 to
12,6
VIL
0
−
0,3 VDD V
Input voltage HIGH
4,75 to
12,6
VIH
0,7 VDD
−
VDD V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com