công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQP6N15 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện FQP6N15
Giải thích chi tiết về linh kiện  isc N-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

FQP6N15 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  FQP6N15 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited FQP6N15 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
isc N-Channel MOSFET Transistor
FQP6N15
www.iscsemi.com
2023-10-11
1
FEATURES
·Drain Current -ID=6.4A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage -VDSS=150V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) =0.6Ω(Max)@VGS= 10V
DESCRIPTION
·
Motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VDSS
Drain-Source Voltage
150
V
VGS
Gate-Source Voltage-Continuous
±
25
V
ID
Drain Current-Continuous
6.4
A
IDM
Drain Current-Single Pluse
25.6
A
PD
Total Dissipation @TC=25℃
63
W
TJ
Max. Operating Junction Temperature
175
℃
Tstg
Storage Temperature
-55~175
℃
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance, Junction to Case
2.4
℃
/W


Số phần tương tự - FQP6N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N15 FAIRCHILD-FQP6N15 Datasheet
748Kb / 8P
150V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQP6N15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com