công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431BQLP bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431BQLP
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL431BQLP bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Texas Instruments

Back Button TL431BQLP Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments TL431BQLP Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 61 page
background image
MECHANICAL DATA
MPSF001F – JANUARY 1996 – REVISED JANUARY 2002
1
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
KTP (R-PSFM-G2)
PowerFLEX
 PLASTIC FLANGE-MOUNT PACKAGE
0.228 (5,79)
0.218 (5,54)
0.233 (5,91)
0.243 (6,17)
0.001 (0,02)
0.005 (0,13)
0.070 (1,78)
Seating Plane
0.080 (2,03)
0.010 (0,25) NOM
Gage Plane
0.010 (0,25)
4073388/M 01/02
0.037 (0,94)
0.047 (1,19)
0.247 (6,27)
0.237 (6,02)
NOM
0.215 (5,46)
0.371 (9,42)
0.381 (9,68)
0.090 (2,29)
0.100 (2,54)
0.287 (7,29)
0.031 (0,79)
0.032 (0,81) MAX
0.277 (7,03)
0.025 (0,63)
0.130 (3,30) NOM
0.090 (2,29)
0.180 (4,57)
M
0.010 (0,25)
0.004 (0,10)
2
°–6°
0.040 (1,02)
0.050 (1,27)
Thermal Tab
(See Note C)
0.010 (0,25) NOM
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. The center lead is in electrical contact with the thermal tab.
D. Dimensions do not include mold protrusions, not to exceed 0.006 (0,15).
E. Falls within JEDEC TO-252 variation AC.
PowerFLEX is a trademark of Texas Instruments.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com