công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISUM6015 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ISUM6015
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Phase Rectifier Bridge With FRED
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISUM6015 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISUM6015 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6015 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISUM6015 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ISUM6015
eq VBE55-12NO7
Single Phase Rectifier Bridge With FRED
www.iscsemi.com
2
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case per diode
0.9
℃
/W
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case per Module
0.225
℃
/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VF
Diode Forward Voltage
IF=30A; TC=25℃
--
--
2.70
V
IR
Reverse current
VR=1200V;TJ=25℃
--
--
0.25
mA
VR=1200V;TJ=150℃
--
--
1.0
trr
Reverse Recovery Time
IF =1 A;VR = 30 V,
diF/dt = 200A/us
TJ= 25℃
--
40
--
ns
dS
Creeping distance on surface
11.2
mm
dA
Creepage distance in air
9.7
mm
a
Max. allowable acceleration
50
m/s2



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com