công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSC2323 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện CSC2323
Giải thích chi tiết về linh kiện  6-Ch Audio Selector
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WISWOOD [WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.wiswood.com/
Logo WISWOOD - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED

CSC2323 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED

  CSC2323 Datasheet HTML 1Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2323 Datasheet HTML 2Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2323 Datasheet HTML 3Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED CSC2323 Datasheet HTML 4Page - WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
CSC2323 v1.1
- 1 -
July, 2003
6-Ch Audio Selector
CSC2323
DESCRIPTION
CSC2323 is a 6-Channel Audio Selector utilizing CMOS Technology specially designed for Home
Theater System.
It provides a built-in 2-Channel to 6-Channel Translator, which can directly mix
traditional stereo channel to simulate a 6-Channel audio output.
Single power supply (9V), I
2C Bus
Interface as well as very low Total Harmonic Distortion (THD < 0.005%) and other features are
incorporated into a single chip thereby providing very high performance.
Pin assignments and
application circuit are optimized for easy PCB layout and cost saving advantages.
FEATURES
Supply Voltage: 9V
4 Stereo Inputs
One 6-Channel Input
Maximum Input Voltage: 3.75Vrms (1kHz, THD<1%)
Low Total Harmonic Distortion, THD<0.005% (1kHz, 0.2Vrms)
Low Noise: No<4
µVrms
I
2C Bus Interface
Available in 28 Pins, DIP or SOP Package
APPLICATIONS
AV System
Mini Compo
Car Stereo
Multi-Media Audio Systems


Số phần tương tự - CSC2323

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CSC2322F ETC2-CSC2322F Datasheet
282Kb / 11P
6-channel audio processor
logo
Continental Device Indi...
CSC2328A CDIL-CSC2328A Datasheet
159Kb / 2P
PNP/NPN COMPLEMENTARY SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CSC2328ANPN CDIL-CSC2328ANPN Datasheet
159Kb / 2P
PNP/NPN COMPLEMENTARY SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - CSC2323

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STA310 STMICROELECTRONICS-STA310 Datasheet
655Kb / 90P
62-CH. MULTISTANDARD AUDIO DECODER
Jun-2003
logo
Princeton Technology Co...
PT2323 PTC-PT2323 Datasheet
109Kb / 4P
6-Ch Audio Selector
logo
Toshiba Semiconductor
TA8246AHQ TOSHIBA-TA8246AHQ Datasheet
286Kb / 11P
Dual Audio Power Amplifier 6 W × 2 Ch
12-Jul-2004
TA8246AH TOSHIBA-TA8246AH_02 Datasheet
192Kb / 11P
Dual Audio Power Amplifier 6 W 횞 2 Ch
TA8256BH TOSHIBA-TA8256BH_02 Datasheet
212Kb / 11P
Audio Power Amplifier 6 W 횞 3 Ch
logo
Advantech Co., Ltd.
ADAM-6060 ADVANTECH-ADAM-6060 Datasheet
632Kb / 1P
6-ch Digital Input and 6-ch Relay Module
logo
Rohm
BU7831KN ROHM-BU7831KN_06 Datasheet
1Mb / 17P
Voice/Audio Mixer & Selector
BU7831KN ROHM-BU7831KN_10 Datasheet
437Kb / 17P
Voice/Audio Mixer & Selector IC
logo
International Rectifier
IRS2093MPBF IRF-IRS2093MPBF_15 Datasheet
342Kb / 19P
4 CH Digital Audio Amplifier
logo
Infineon Technologies A...
IRS2052M INFINEON-IRS2052M Datasheet
435Kb / 23P
2 CH Digital Audio Amplifier
March 23, 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com