| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN74LVC2T45 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SN74LVC2T45 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
|
8 / 23 page ![]() www.ti.com Operating Characteristics SN74LVC2T45 DUAL-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS SCES516I – DECEMBER 2003 – REVISED MARCH 2007 T A = 25°C VCCA = VCCA = VCCA = VCCA = TEST VCCB = 1.8 V VCCB = 2.5 V VCCB = 3.3 V VCCB = 5 V PARAMETER UNIT CONDITIONS TYP TYP TYP TYP A-port input, 3 4 4 4 CL = 0 pF, B-port output CpdA(1) f = 10 MHz, pF B-port input, tr = tf = 1 ns 18 19 20 21 A-port output A-port input, 18 19 20 21 CL = 0 pF, B-port output CpdB(1) f = 10 MHz, pF B-port input, tr = tf = 1 ns 3 4 4 4 A-port output (1) Power dissipation capacitance per transceiver 8 Submit Documentation Feedback |