công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CEB1012 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Chino-Excel Technology

tên linh kiện CEB1012
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CET [Chino-Excel Technology]
Trang chủ  http://www.cetsemi.com
Logo CET - Chino-Excel Technology

CEB1012 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Chino-Excel Technology

  CEB1012 Datasheet HTML 1Page - Chino-Excel Technology CEB1012 Datasheet HTML 2Page - Chino-Excel Technology CEB1012 Datasheet HTML 3Page - Chino-Excel Technology CEB1012 Datasheet HTML 4Page - Chino-Excel Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CEP1012/CEB1012
3
Crss
2400
2000
1600
1200
800
400
0
0
5
10
15
20
25
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Figure 1. Output Characteristics
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
Figure 2. Transfer Characteristics
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
Figure 3. Capacitance
TJ, Junction Temperature( C)
Figure 4. On-Resistance Variation
with Temperature
2.6
2.2
1.8
1.4
1.0
0.6
0.2
VGS=10V
ID=10A
-100
-50
0
50
100
150
200
TJ, Junction Temperature( C)
Figure 5. Gate Threshold Variation
with Temperature
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
VDS=VGS
ID=250µA
-50 -25 0 25 50 75 100 125 150
VSD, Body Diode Forward Voltage (V)
Figure 6. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
0.4
0.6
0.8
1.0
10
0
10
-1
10
1
1.4
1.2
VGS=0V
10
8
6
4
2
0
0
1
2
4
3
12
5
6
VGS=6V
VGS=5V
VGS=10,9,8,7V
15
10
5
0
0
2
4
6
20
8
10
TJ=125 C
-55 C
25 C
Ciss
Coss



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com