công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REC2.2-0509DRWH3AM bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Recom International Power

tên linh kiện REC2.2-0509DRWH3AM
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.2 Watt DIP24 & SMD Single & Dual Output
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

REC2.2-0509DRWH3AM bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Recom International Power

  REC2.2-0509DRWH3AM Datasheet HTML 1Page - Recom International Power REC2.2-0509DRWH3AM Datasheet HTML 2Page - Recom International Power REC2.2-0509DRWH3AM Datasheet HTML 3Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
32.00
10.20
3.81
2.06
1
Bottom View
Top View
12
11
10
3
2
13
14
15
22
23
24
15.24
20.30
2.54
1.00ø+0.15/–0
0.51
2.54
32.00
10.20
3.81
2.06
1
Bottom View
Top View
12
11
10
2
13
15
23
24
15.24
20.30
2.54
1.00ø+0.15/–0
0.51
2.54
XX.X ± 0.5 mm
XX.XX ± 0.25 mm
Pin Connections
Pin #
Single
Dual
1
+Vin
+Vin
2
No Pin
–Vout
3
No Pin
Com
10
–Vout
Com
11
+Vout
+ Vout
12
–Vin
–Vin
13
–Vin
–Vin
14
+Vout
+Vout
15
–Vout
Com
22
No Pin
Com
23
No Pin
–Vout
24
+Vin
+Vin
NC = No Connection
3rd angle
projection
Recommended Footprint Details
Recommended Footprint Details
Pin Connections
Pin #
Single
Dual
1
+Vin
+Vin
2
+Vin
+Vin
10
NC
Com
11
NC
Com
12
–Vout
NC
13
+ Vout
–Vout
15
NC
+Vout
23
–Vin
–Vin
24
–Vin
–Vin
NC = No Connection
XX.X ± 0.5 mm
XX.XX ± 0.25 mm
Package Style and Pinning (mm) DIP 24 , Wide Input 2:1 & 4:1
Package B
Package C
ECONOLINE
DC/DC-Converter
REC2.2-S_DRW(Z)/H*
Series
19.90
9 10 11 12
24 23 22
16 15 14 13
21 20
1
3
25
4
1
31.40
25.40
10.90
Bottom View
11 x 2.54
Pin area
0.1 x 0.50
0.50
32.00
11.20
2.54
24.64
27.94
26.67
1.54
2.03
Top View
20.30
3.81
6.35
2.54
23.40
Mechanical drawings of DIP24 SMD case
Tol.: ± 0.35 mm
length of plastic case is 31,8mm, length of metal case 32.0mm
Recommended Footprint Details
All unused pins are
NC (No Connection).
SMD pin connections
follow standard
package pinning. See
Notes for restrictions
on /H3 SMD versions.
/H1 Only
January-2007
www.recom-international.com
98



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com