công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RD-053.3D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Recom International Power

tên linh kiện RD-053.3D
Giải thích chi tiết về linh kiện  2 Watt SIP7 & DIP14 Dual Output
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECOM [Recom International Power]
Trang chủ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

RD-053.3D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Recom International Power

  RD-053.3D Datasheet HTML 1Page - Recom International Power RD-053.3D Datasheet HTML 2Page - Recom International Power RD-053.3D Datasheet HTML 3Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Typical Characteristics
RD & RC
Series
ECONOLINE
DC/DC-Converter
100
0
40%
0%
100%
40
Efficiency / Load
60%
80%
20%
20
60
80
Total Output current (%)
0505
2405
1205
100
0
40%
0%
100%
40
Efficiency / Load
60%
80%
20%
20
60
80
Total Output current (%)
0509
1209
2409
Deviation / Load
-10.000
40%
0%
100%
60%
80%
20%
-5.000
Total Output current (%)
2405
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0505
1205
Deviation / Load
-10.000
40%
0%
100%
60%
80%
20%
-5.000
Total Output current (%)
0509
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1209
2409
RD&RC-xx05D
RD&RC-xx09D
100
0
40%
0%
100%
40
Efficiency / Load
60%
80%
20%
20
60
80
Total Output current (%)
1212
2412
0512
100
0
40%
0%
100%
40
Efficiency / Load
60%
80%
20%
20
60
80
Total Output current (%)
2415
0515
1215
Deviation / Load
-10.000
40%
0%
100%
60%
80%
20%
-5.000
Total Output current (%)
0512
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2412
1212
Deviation / Load
-10.000
40%
0%
100%
60%
80%
20%
-5.000
Total Output current (%)
2415
0.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1215
0515
RD&RC-xx12D
RD&RC-xx15D
July-2006
www.recom-international.com
74



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com