công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM239AD bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM239AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM339B, LM2901B, LM339, LM239, LM139, LM2901 Quad Differential Comparators
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM239AD bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button LM239AD Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LM239AD Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 51 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
16X (0.6)
16X (0.24)
12X (0.5)
(2.8)
(2.8)
(
1.55)
(R0.05) TYP
WQFN - 0.8 mm max height
RTE0016C
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4219117/B 04/2022
NOTES: (continued)
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SYMM
ALL AROUND
METAL
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
EXPOSED PAD 17:
85% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:25X
SYMM
1
4
5
8
9
12
13
16
17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com