công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM26C32CD bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM26C32CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM26C32 Quadruple Differential Line Receiver
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM26C32CD bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button AM26C32CD Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments AM26C32CD Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 37 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
14X 0.65
2X
4.55
16X
0.38
0.22
8.2
7.4
TYP
SEATING
PLANE
0.05 MIN
0.25
GAGE PLANE
0 -8
2 MAX
0.25
0.09
B
5.6
5.0
NOTE 4
A
6.5
5.9
NOTE 3
0.95
0.55
SSOP - 2 mm max height
DB0016A
SMALL OUTLINE PACKAGE
4220763/A 05/2022
1
8
9
16
0.1
C A B
PIN 1 INDEX AREA
SEE DETAIL A
0.1 C
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-150.
A 15
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com