công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTA26 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BTA26
Giải thích chi tiết về linh kiện  800 V and 600 V, 25 A standard Triacs in TOP3 package
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTA26 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  BTA26_V01 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BTA26_V01 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Figure 7. Relative variation of gate trigger current, holding
and latching current versus junction temperature (typical
values)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Tj(°C)
IGT, IH, IL [Tj] / IGT, IH, IL [Tj = 25 °C]
IGT
IH & IL
Figure 8. Relative variation of critical rate of decrease of
main current versus (dV/dt) (typical values)
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
0.1
1.0
10.0
100.0
(dV/dt) (V/µs)
(dI/dt)c [(dV/dt)c] / specified (dI/dt)c
BTB26
BTA26
Figure 9. Relative variation of critical rate of decrease of
main current versus junction temperature
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
25
50
75
100
125
(dI/dt)c [Tj ] / (dI/dt)c [Tj = 125 °C]
Tj(°C)
Figure 10. Relative variation of leakage current versus
junction temperature for different values of blocking
voltage
1.E-06
1.E-05
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
IDRM
(mA)
VD = VDRM, VR = VRRM
Tj (°C)
IRRM
/
BTA26, BTB26
Characteristics (curves)
DS13701 - Rev 1
page 5/10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com