công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JL682A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Router-switch Ltd.

tên linh kiện JL682A
Giải thích chi tiết về linh kiện  JL686A is an Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP 370W Switch
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROUTER-SWITCH [Router-switch Ltd.]
Trang chủ  https://www.router-switch.com/
Logo ROUTER-SWITCH - Router-switch Ltd.

JL682A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Router-switch Ltd.

  JL682A Datasheet HTML 1Page - Router-switch Ltd. JL682A Datasheet HTML 2Page - Router-switch Ltd. JL682A Datasheet HTML 3Page - Router-switch Ltd. JL682A Datasheet HTML 4Page - Router-switch Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
JL681A
Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W Switch
8
2 SFP
124W
JL682A
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ Switch
24
4 SFP/SFP+
–
JL683A
Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W Switch
24
4 SFP/SFP+
195W
JL684A
Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch
24
4 SFP/SFP+
370W
JL685A
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ Switch
48
4 SFP/SFP+
–
JL686A
Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch
48
4 SFP/SFP+
370W
Get More Information
Do you have any question about the JL686A?
Contact us now via Live Chat or sales@router-switch.com.
Specification
JL686A Specification
I/O ports and slots
48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASETX, IEEE 802.3ab
Type 1000BASE-T);
Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only
4 SFP+ 1/10GbE ports
Dimension
17.42(w) x 12.7(d) x 1.73(h) in (44.25 x 32.26 x 4.39 cm) (1U height)
Processor and
memory
ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB
Throughput (Mpps)
130.95 Mpps
Switching capacity
176 Gbps
Operating
temperature
32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Operating relative
humidity
15% to 95% @ 104°F (40°C)
Nonoperating/Storage
temperature
-40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Nonoperating/Storage
relative humidity
15% to 95% @ 140°F (60°C)
Altitude
up to 10,000 ft (3 km)
Idle power
34.5 W
PoE
370 W Class 4 PoE
Power Supply
Internal power supply
Want to Buy
Order Now
Get a Quote



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com