công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYW28 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BYW28
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra fast low-loss controlled avalanche rectifier
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BYW28 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BYW28 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BYW28 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
1997 Nov 26
5
Philips Semiconductors
Product specification
Ultra fast low-loss
controlled avalanche rectifier
BYW28 series
Tamb =60 °C; Rth j-a = 70 K/W.
VRRMmax during 1 −δ; curves include derating for Tj max at VRRM =VRRMmax.
Fig.5 Maximum repetitive peak forward current as a function of pulse time (square pulse) and duty factor.
handbook, full pagewidth
30
IFRM
(A)
tp (ms)
10
0
20
MBK238
10-2
10-1
110
102
103
104
δ = 0.05
0.1
0.2
0.5
1
a=IF(RMS)/IF(AV); VR =VRRMmax; δ = 0.5.
Fig.6
Maximum steady state power dissipation
(forward plus leakage current losses,
excluding switching losses) as a function
of average forward current.
handbook, halfpage
05
IF(AV) (A)
Ptot
(W)
5.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
2
12
3
4
MGL261
a = 3 2.5
1.57
1.42
Fig.7
Maximum permissible junction temperature
as a function of reverse voltage.
handbook, halfpage
0
100
200
0
100
50
VR (%VRmax)
Tj
(
°C)
MGK645



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com