công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T89C51RC2-SLSIL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện T89C51RC2-SLSIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 16K/ 32K Bytes Flash
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

T89C51RC2-SLSIL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ATMEL Corporation

Back Button T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation T89C51RC2-SLSIL Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 117 page
background image
8
T89C51RB2/RC2
4105D–8051–10/06
PSEN
29
32
26
O
Program Strobe ENable: The read strobe to external program memory. When
executing code from the external program memory, PSEN is activated twice each
machine cycle, except that two PSEN activations are skipped during each access to
external data memory. PSEN is not activated during fetches from internal program
memory.
EA
31
35
29
I
External Access Enable: EA must be externally held low to enable the device to
fetch code from external program memory locations 0000H to FFFFH (RD). If
security level 1 is programmed, EA will be internally latched on Reset.
Table 3. Pin Description for 40 - 44 Pin Packages (Continued)
Mnemonic
Pin Number
Type
Name and Function
DIL
LCC
VQFP44 1.4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com